| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L412C8I6TR bảng dữ liệu(PDF) 60 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L412C8I6TR bảng dữ liệu(HTML) 60 Page - STMicroelectronics |
|
60 / 192 page ![]() - --- - - 54 B5 PD2 I/O FT - TRACED2, USART3_RTS_DE, TSC_SYNC, EVENTOUT - 26 26 B3 39 39 54 55 A5 PB3 (JTDO/TRACES WO) I/O FT_a - JTDO/TRACESWO, TIM2_CH2, SPI1_SCK, USART1_RTS_DE, EVENTOUT - 27 27 A3 40 40 55 56 A4 PB4 (NJTRST) I/O FT_fa - NJTRST, I2C3_SDA, SPI1_MISO, USART1_CTS, TSC_G2_IO1, EVENTOUT - 28 28 C4 41 41 56 57 C4 PB5 I/O FT - TRACED2, LPTIM1_IN1, I2C1_SMBA, SPI1_MOSI, USART1_CK, TSC_G2_IO2, TIM16_BKIN, EVENTOUT - 29 29 B4 42 42 57 58 D3 PB6 I/O FT_fa - TRACED3, LPTIM1_ETR, I2C1_SCL, USART1_TX, TSC_G2_IO3, TIM16_CH1N, EVENTOUT - 30 30 A4 43 43 58 59 C3 PB7 I/O FT_fa - TRACECK, LPTIM1_IN2, I2C1_SDA, USART1_RX, TSC_G2_IO4, EVENTOUT PVD_IN 31 31 C5 44 44 59 60 B4 PH3-BOOT0 (BOOT0) I/O FT - EVENTOUT - - - B5 45 45 60 61 B3 PB8 I/O FT_f - I2C1_SCL, TIM16_CH1, EVENTOUT - - - - 464661 62 A3 PB9 I/O FT_f - IR_OUT, I2C1_SDA, SPI2_NSS, EVENTOUT - - --- - 62 - - VDD12 S - - - Table 14. STM32L412xx pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |