công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F205IBY6 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F205IBY6
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM®-based 32-bit MCU, 150DMIPs, up to 1 MB Flash/1284KB RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 3 ADCs, 15 comm. interfaces & camera
PDF  184 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F205IBY6 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F205IBY6 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 184 page
background image
Table 2. STM32F205xx features and peripheral counts
Peripherals
STM32F205Rx
STM32F205Vx
STM32F205Zx
Flash memory in Kbytes
128
256
512
768
1024
128
256
512
768
1024
256
512
768
1024
SRAM in Kbytes
System
(SRAM1+SRAM2)
64
(48+16)
96
(80+16)
128
(112+16)
64
(48+16)
96
(80+16)
128
(112+16)
96
(80+16)
128
(112+16)
Backup
4
4
4
FSMC memory controller
No
Yes(1)
Ethernet
No
Timers
General-purpose
10
Advanced-control
2
Basic
2
IWDG
Yes
WWDG
Yes
RTC
Yes
Random number generator
Yes
Comm.
interfaces
SPI/(I2S)
3/(2)(2)
I2C
3
USART
UART
4
2
USB OTG FS
Yes
USB OTG HS
Yes
CAN
2
Camera interface
No
GPIOs
51
82
114
SDIO
Yes
12-bit ADC
Number of channels
3
16
16
24
12-bit DAC
Number of channels
Yes
2
Maximum CPU frequency
120 MHz
Operating voltage
1.8 V to 3.6 V(3)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com