công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F205IBY6 bảng dữ liệu(PDF) 75 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F205IBY6
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM®-based 32-bit MCU, 150DMIPs, up to 1 MB Flash/1284KB RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 3 ADCs, 15 comm. interfaces & camera
PDF  184 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F205IBY6 bảng dữ liệu(HTML) 75 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F205IBY6 Datasheet HTML 71Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 72Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 73Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 74Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 75Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 76Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 77Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 78Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 79Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 75 / 184 page
background image
DocID15818 Rev 15
75/184
STM32F20xxx
Electrical characteristics
183
Figure 21. Number of wait states versus fCPU and VDD range
1. The supply voltage can drop to 1.7 V when the device operates in the 0 to 70 °C temperature range and
IRROFF is set to VDD.
6.3.2
VCAP1/VCAP2 external capacitor
Stabilization for the main regulator is achieved by connecting an external capacitor to the
VCAP1/VCAP2 pins. CEXT is specified in Table 16.
Figure 22. External capacitor CEXT
1. Legend: ESR is the equivalent series resistance.
Table 16. VCAP1/VCAP2 operating conditions(1)
1. When bypassing the voltage regulator, the two 2.2 µF VCAP capacitors are not required and should be
replaced by two 100 nF decoupling capacitors.
Symbol
Parameter
Conditions
CEXT
Capacitance of external capacitor
2.2 µF
ESR
ESR of external capacitor
< 2
Ω



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com