công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F205IBY6 bảng dữ liệu(PDF) 95 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F205IBY6
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM®-based 32-bit MCU, 150DMIPs, up to 1 MB Flash/1284KB RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 3 ADCs, 15 comm. interfaces & camera
PDF  184 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F205IBY6 bảng dữ liệu(HTML) 95 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F205IBY6 Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 95 / 184 page
background image
DocID15818 Rev 15
95/184
STM32F20xxx
Electrical characteristics
183
Figure 35. ACCLSI versus temperature
6.3.10
PLL characteristics
The parameters given in Table 34 and Table 35 are derived from tests performed under
temperature and VDD supply voltage conditions summarized in Table 14.
Table 34. Main PLL characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
fPLL_IN
PLL input clock(1)
-0.95(2)
12.10(2)
MHz
fPLL_OUT
PLL multiplier output clock
-
24
-
120
MHz
fPLL48_OUT
48 MHz PLL multiplier output
clock
--
-
48
MHz
fVCO_OUT
PLL VCO output
-
192
-
432
MHz
tLOCK
PLL lock time
VCO freq = 192 MHz
75
-
200
µs
VCO freq = 432 MHz
100
-
300



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com