công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F205IBY6 bảng dữ liệu(PDF) 97 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F205IBY6
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM®-based 32-bit MCU, 150DMIPs, up to 1 MB Flash/1284KB RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 3 ADCs, 15 comm. interfaces & camera
PDF  184 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F205IBY6 bảng dữ liệu(HTML) 97 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F205IBY6 Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6 Datasheet HTML 101Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 97 / 184 page
background image
DocID15818 Rev 15
97/184
STM32F20xxx
Electrical characteristics
183
Jitter(3)
Master I2S clock jitter
Cycle to cycle at
12.288 MHz on
48KHz period,
N=432, R=5
RMS
-
90
-
ps
peak
to
peak
-
±280
-
Average frequency of
12.288 MHz
N=432, R=5
on 1000 samples
-90
-
ps
WS I2S clock jitter
Cycle to cycle at 48 KHz
on 1000 samples
-400
-
ps
IDD(PLLI2S)(4)
PLLI2S power consumption on
VDD
VCO freq = 192 MHz
VCO freq = 432 MHz
0.15
0.45
-
0.40
0.75
mA
IDDA(PLLI2S)(4)
PLLI2S power consumption on
VDDA
VCO freq = 192 MHz
VCO freq = 432 MHz
0.30
0.55
-
0.40
0.85
mA
1. Take care of using the appropriate division factor M to have the specified PLL input clock values.
2. Guaranteed by design, not tested in production.
3. Value given with main PLL running.
4. Guaranteed by characterization results, not tested in production.
Table 35. PLLI2S (audio PLL) characteristics (continued)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com