công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

INA163UA/2K5 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện INA163UA/2K5
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Noise, Low-Distortion INSTRUMENTATION AMPLIFIER
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

INA163UA/2K5 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  INA163UA/2K5 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments INA163UA/2K5 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments INA163UA/2K5 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments INA163UA/2K5 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments INA163UA/2K5 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments INA163UA/2K5 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments INA163UA/2K5 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments INA163UA/2K5 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments INA163UA/2K5 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
INA163
SBOS177D
4
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS
At TA = +25°C, VS = 5V, VCM = 1/2 VS, RL = 25kΩ, CL = 50pF, unless otherwise noted.
GAIN vs FREQUENCY
70
60
50
40
30
20
10
0
−10
−20
Frequency (Hz)
10k
100k
1M
10M
G = 1000
G = 100
G = 10
G = 1
NOISE VOLTAGE (RTI) vs FREQUENCY
Frequency (Hz)
10
100
1k
10k
1k
100
10
1
G = 500 G = 1000
G = 100
G = 10
G = 1
CURRENT NOISE SPECTRAL DENSITY
10
1
10
100
1k
10k
Frequency (Hz)
0.1
1
COMMON- MODE REJECTION vs FREQUENCY
140
120
100
80
60
40
20
0
Frequency (Hz)
10
1M
100
1k
10k
100k
G = 1000
G = 100
G = 10
G = 1
POWER-SUPPLY REJECTION vs FREQUENCY
140
120
100
80
60
40
20
0
Frequency (Hz)
11M
10
100
1k
10k
100k
G = 10
G = 100, 1000
G = 1
0.1
0.01
0.001
0.0001
THD+N vs FREQUENCY
Frequency (Hz)
20
100
1k
10k 20k
V
O = 5Vrms
R
L = 10kΩ
G = 10
G = 1
G = 100
G = 1000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com