| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TMP86FS64FG bảng dữ liệu(PDF) 122 Page - Toshiba Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TMP86FS64FG bảng dữ liệu(HTML) 122 Page - Toshiba Semiconductor |
|
122 / 252 page ![]() Page 110 10. 8-Bit TimerCounter 3 (TC3) 10.1 Configuration TMP86FS64FG Figure 10-3 Timer Mode Timing Chart Match detect TC3CR<ACAP> TC3DRB TC3DRA INTTC3 interrupt Source clock Counter Source clock Counter (a) Timer mode (b) Auto capture ? ? 7 6 3 4 5 0 n Timer start 1 2 3 2 1 4 0 n Counter clear Capture n + 1 n m + 2 m + 1 m m Capture m + 2 m + 1 n + 1 n |