công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LED-RGB5050-WS2812B bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - AG Electronica

tên linh kiện LED-RGB5050-WS2812B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Intelligent control integrated LED light source
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Trang chủ  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

LED-RGB5050-WS2812B bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - AG Electronica

  LED-RGB5050-WS2812B Datasheet HTML 1Page - AG Electronica LED-RGB5050-WS2812B Datasheet HTML 2Page - AG Electronica LED-RGB5050-WS2812B Datasheet HTML 3Page - AG Electronica LED-RGB5050-WS2812B Datasheet HTML 4Page - AG Electronica LED-RGB5050-WS2812B Datasheet HTML 5Page - AG Electronica LED-RGB5050-WS2812B Datasheet HTML 6Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
Intelligent control LED
integrated light source
6 / 6
Typical application circuit:
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
6
5
4
3
2
1
D
C
B
A
Title
Number
Rev ision
Size
B
Date:
9-Apr-2013
Sheet of
File:
E:\芯片资料\WS281 2\WS281 2B\原理图.Ddb Drawn By :
VDD
1
DOUT
2
VSS
3
DIN
4
U1
WS2812B
VDD
1
DOUT
2
VSS
3
DIN
4
U2
WS2812B
C1
104
C2
104
DIN
5V
5V
VDD
1
DOUT
2
VSS
3
DIN
4
U1
WS2812B
C1
104
5V
DOUT
LED-RGB5050-WS2812B



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com