công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LED-RGB5050-WS2812B bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - AG Electronica

tên linh kiện LED-RGB5050-WS2812B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Intelligent control integrated LED light source
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Trang chủ  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

LED-RGB5050-WS2812B bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - AG Electronica

  LED-RGB5050-WS2812B Datasheet HTML 1Page - AG Electronica LED-RGB5050-WS2812B Datasheet HTML 2Page - AG Electronica LED-RGB5050-WS2812B Datasheet HTML 3Page - AG Electronica LED-RGB5050-WS2812B Datasheet HTML 4Page - AG Electronica LED-RGB5050-WS2812B Datasheet HTML 5Page - AG Electronica LED-RGB5050-WS2812B Datasheet HTML 6Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Intelligent control LED
integrated light source
3 / 6
PIN configuration
PIN function
NO.
Symbol
Function description
1
VDD
Power supply LED
2
DOUT
Control data signal output
3
VSS
Ground
4
DIN
Control data signal input
Absolute Maximum Ratings
Parameter
Symbol
Ratings
Unit
Power supply voltage
VDD
+3.5~+5.3
V
Input voltage
VI
-0.5~VDD+0.5
V
Operation junction temperature
Topt
-25~+80
℃
Storage temperature range
Tstg
-40~+105
℃
Electrical Characteristics(TA=-20~+70℃,VDD=4.5~5.5V,VSS=0V,unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Conditions
Min
Type
Max
Unit
Input current
II
VI=VDD/VSS
——
——
±1
µA
Input voltage level
VIH
DIN,SET
0.7VDD
——
——
V
VIL
DIN,SET
——
——
0.3 VDD
V
Hysteresis voltage
VH
DIN,SET
——
0.35
——
V
LED-RGB5050-WS2812B



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com