công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LED-RGB5050-WS2812B bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - AG Electronica

tên linh kiện LED-RGB5050-WS2812B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Intelligent control integrated LED light source
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Trang chủ  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

LED-RGB5050-WS2812B bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - AG Electronica

  LED-RGB5050-WS2812B Datasheet HTML 1Page - AG Electronica LED-RGB5050-WS2812B Datasheet HTML 2Page - AG Electronica LED-RGB5050-WS2812B Datasheet HTML 3Page - AG Electronica LED-RGB5050-WS2812B Datasheet HTML 4Page - AG Electronica LED-RGB5050-WS2812B Datasheet HTML 5Page - AG Electronica LED-RGB5050-WS2812B Datasheet HTML 6Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Intelligent control LED
integrated light source
4 / 6
Switching characteristics(TA=-20~+70℃,VDD=4.5~5.5V,VSS=0V,unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Condition
Min
Type
Max
Unit
Transmission delay
time
tPLZ
CL=15pF,DIN→
DOUT,RL=10KΩ
——
——
300
ns
Fall time
tTHZ
CL=300pF,OUTR/OUTG/OUTB
——
——
120
µs
Input capacity
CI
——
——
——
15
pF
Reflow instructions
Curve description
Curve description
Lead in solder reflow
SMT LINE
The lowest preheat temperature(Tsmin)
100℃
150℃
The highest preheat temperature(Tsmax)
150℃
200℃
Preheating time (Tsmin to Tsmax)(ts)
60-120 S
60-180 S
Average rate of temperature rise(Tsmax to Tp)
<3℃/S
<3℃/S
liquid phase temperature (TL)
183℃
217℃
Holding time liquid region (tL)
60-150 S
60-150 S
peak temperature(Tp)
235 ℃
260℃
Data transfer time( TH+TL=1.25µs±600ns)
T0H
0 code ,high voltage time
0.4us
±150ns
T1H
1 code ,high voltage time
0.8us
±150ns
T0L
0 code , low voltage time
0.85us
±150ns
T1L
1 code ,low voltage time
0.45us
±150ns
RES
low voltage time
Above 50µs
LED-RGB5050-WS2812B



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com