công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L5980TR bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L5980TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.7A step-down switching regulator
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L5980TR bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - STMicroelectronics

Back Button L5980TR Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics L5980TR Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics L5980TR Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics L5980TR Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics L5980TR Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics L5980TR Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics L5980TR Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics L5980TR Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics L5980TR Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 37 page
background image
Package mechanical data
L5980
34/37
Figure 33.
Package dimensions
Table 9.
VFQFPN8 (3x3x1.08mm) mechanical data
Dim.
mm
inch
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
0.80
0.90
1.00
0.0315
0.0354
0.0394
A1
0.02
0.05
0.0008
0.0020
A2
0.70
0.0276
A3
0.20
0.0079
b
0.18
0.23
0.30
0.0071
0.0091
0.0118
D3.00
0.1181
D2
2.23
2.38
2.48
0.0878
0.0937
0.0976
E3.00
0.1181
E2
1.49
1.64
1.74
0.0587
0.0646
0.0685
e0.50
0.0197
L
0.30
0.40
0.50
0.0118
0.0157
0.0197
ddd
0.08
0.0031



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com