công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L5980TR bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L5980TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.7A step-down switching regulator
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L5980TR bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - STMicroelectronics

Back Button L5980TR Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics L5980TR Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics L5980TR Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics L5980TR Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics L5980TR Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics L5980TR Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics L5980TR Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics L5980TR Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics L5980TR Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 37 page
background image
L5980
Application informations
31/37
Figure 22.
Junction temperature vs. output
current
Figure 23.
Junction temperature vs. output
current
Figure 24.
Junction temperature vs. output
current
Figure 25.
Efficiency vs. output current
Figure 26.
Efficiency vs.output current
Figure 27.
Efficiency vs. output current
70
75
80
85
90
95
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Io [A]
VCC=12V
FSW=250KHz
Vo=5.0V
Vo=3.3
Vo=2.5V
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Io [A]
VCC=5V
FSW=250KHz
Vo=3.3V
Vo=2.5V
Vo=1.8V
65
70
75
80
85
90
95
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Io [A]
VCC=3.3V
FSW=250KHz
Vo=2.5V
Vo=1.8V
Vo=1.2V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com