công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AK4635 bảng dữ liệu(PDF) 47 Page - Asahi Kasei Microsystems

tên linh kiện AK4635
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Mono CODEC with ALC & MIC/SPK/Video-AMP
PDF  81 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Trang chủ  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK4635 bảng dữ liệu(HTML) 47 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AK4635 Datasheet HTML 43Page - Asahi Kasei Microsystems AK4635 Datasheet HTML 44Page - Asahi Kasei Microsystems AK4635 Datasheet HTML 45Page - Asahi Kasei Microsystems AK4635 Datasheet HTML 46Page - Asahi Kasei Microsystems AK4635 Datasheet HTML 47Page - Asahi Kasei Microsystems AK4635 Datasheet HTML 48Page - Asahi Kasei Microsystems AK4635 Datasheet HTML 49Page - Asahi Kasei Microsystems AK4635 Datasheet HTML 50Page - Asahi Kasei Microsystems AK4635 Datasheet HTML 51Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 47 / 81 page
background image
[AK4635]
Rev. 0.6
2007/10
- 47 -
IREF7-0bits
GAIN(0dB)
Step
F1H
+36.0
F0H
+35.625
EFH
+35.25
:
:
C5H
+19.5
(default)
:
:
92H
+0.375
91H
0.0
90H
-0.375
:
:
0.375dB
2H
-53.625
1H
-54.0
0H
MUTE
Table 30. Reference Level at ALC Recovery operation for recoding
OREF5-0bits
GAIN(0dB)
Step
3CH
+36.0
3BH
+34.5
3AH
+33.0
:
:
28H
+6.0
(default)
:
:
25H
+1.5
24H
0.0
23H
-1.5
:
:
1.5dB
2H
-51.0
1H
-52.5
0H
-54.0
Table 31. Reference Level at ALC Recovery operation for playback
RFST1 bit
RFST0 bit
Recovery Speed
0
0
4 times
(default)
0
1
8 times
1
0
16times
1
1
N/A
Table 32. First Recovery Speed Setting (N/A: Not available)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com