công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CTDBLP31.12 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện CTDBLP31.12
Giải thích chi tiết về linh kiện  Health Monitoring (Heart Rate Monitoring, Pulse Oximetry)
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

CTDBLP31.12 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  CTDBLP31.12 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 22 page
background image
CT DBLP31.12
5 Version 1.3 | 2021-03-29
Brightness Groups
Group
Luminous Intensity 1)
Luminous Intensity. 1)
Luminous Flux 6)
I
F = 20 mA
I
F = 20 mA
I
F = 20 mA
min.
max.
typ.
I
v
I
v
Φ
V
6C
3150 mcd
3550 mcd
10100 mlm
7C
3550 mcd
4000 mcd
11300 mlm
8C
4000 mcd
4500 mcd
12800 mlm
5D
4500 mcd
5000 mcd
14300 mlm
Forward Voltage Groups
Group
Forward Voltage 4)
Forward Voltage 4)
I
F = 20 mA
I
F = 20 mA
min.
max.
V
F
V
F
J6
2.00 V
2.30 V
Q4
2.30 V
2.50 V
U6
2.50 V
2.80 V
Wavelength Groups
Group
Dominant Wavelength 3)
Dominant Wavelength 3)
I
F = 20 mA
I
F = 20 mA
min.
max.
λ
dom
λ
dom
5
526 nm
535 nm
6
535 nm
544 nm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com