công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CTDBLP31.12 bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện CTDBLP31.12
Giải thích chi tiết về linh kiện  Health Monitoring (Heart Rate Monitoring, Pulse Oximetry)
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

CTDBLP31.12 bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - OSRAM GmbH

Back Button CTDBLP31.12 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 22 page
background image
CT DBLP31.12
17 Version 1.3 | 2021-03-29
Chip Technology:
P:
Standard power class
S:
Highest power class
Package Type
D: Top emitting device,
leadframe based, white
reflector package
Wavelength
Emission Color
(λdom typ.)
T: 528 nm
true green
H: 645 nm
hyper-red
B: 470 nm
blue
R: 625 nm
red
W:
white
Product
version
C: Consumer
Segment
L: Automotive
Multi-
market
Encapsulant Type / Lens Properties
L:
No lens (Lambertian)
Lead / Package Properties
TOPlooker:
B: 2218
E: 1608
Technology Concept
S: Silicone casting
3: Silicone encapsulation
Type Designation System
C
H
D
E
L
S
S
1
.
1
2
Binning Information:
Saturated colors
2:
mcd
Special characteristics
Saturated colors
1: InGAN saturated
2: InGaAIP saturated



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com