công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CTDBLP31.12 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện CTDBLP31.12
Giải thích chi tiết về linh kiện  Health Monitoring (Heart Rate Monitoring, Pulse Oximetry)
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

CTDBLP31.12 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH

Back Button CTDBLP31.12 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 22 page
background image
CT DBLP31.12
7 Version 1.3 | 2021-03-29
Radiation Characteristics 6), 7)
I
rel = f (ϕ); TS = 25 °C
0
0.2
0.4
1.0
0.8
0.6
ϕ
1.0
0.8
0.6
0.4
0˚
10˚
20˚
40˚
30˚
OHL01660
50˚
60˚
70˚
80˚
90˚
100˚
0˚
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
Relative Spectral Emission 6)
I
rel = f (λ); IF = 20 mA; TS = 25 °C
CT DBLP31.12
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
λ [nm]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Irel
:Vλ
:truegreen



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com