công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CTDBLP31.12 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện CTDBLP31.12
Giải thích chi tiết về linh kiện  Health Monitoring (Heart Rate Monitoring, Pulse Oximetry)
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

CTDBLP31.12 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH

Back Button CTDBLP31.12 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH CTDBLP31.12 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 22 page
background image
CT DBLP31.12
8 Version 1.3 | 2021-03-29
Forward current 6), 8)
I
F = f(VF); TS = 25 °C
CT DBLP31.12
2,13,1
2,22,4
2,62,8
3,0
VF /V
2,5
100
200
300
400
500
IF /mA
Relative Luminous Flux 6), 8)
I
v/Iv(20 mA) = f(IF); TS = 25 °C
CT DBLP31.12
IF /mA
0
2
4
6
8
10
12
IV
IV(20mA)
Dominant Wavelength 6)
Δλ
dom = f(IF); TS = 25 °C
CT DBLP31.12
IF [mA]
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
∆λ dom [nm]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com