| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PIC18F4331 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC18F4331 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Microchip Technology |
|
5 / 400 page ![]() © 2007 Microchip Technology Inc. Preliminary DS39616C-page 3 PIC18F2331/2431/4331/4431 Pin Diagrams (Continued) 40-Pin PDIP RB7/KBI3/PGD RB6/KBI2/PGC RB5/KBI1/PWM4/PGM(2) RB4/KBI0/PWM5 RB3/PWM3 RB2/PWM2 RB1/PWM1 RB0/PWM0 VDD VSS RD7/PWM7 RD6/PWM6 RD5/PWM4(4) RD4/FLTA(3) RC7/RX/DT/SDO RC6/TX/CK/SS RC5/INT2/SCK(1)/SCL(1) RC4/INT1/SDI(1)/SDA(1) RD3/SCK/SCL RD2/SDI/SDA MCLR/VPP/RE3 RA0/AN0 RA1/AN1 RA2/AN2/VREF-/CAP1/INDX RA3/AN3/VREF+/CAP2/QEA RA4/AN4/CAP3/QEB RA5/AN5/LVDIN RE0/AN6 RE1/AN7 RE2/AN8 AVDD AVSS OSC1/CLKI/RA7 OSC2/CLKO/RA6 RC0/T1OSO/T1CKI RC1/T1OSI/CCP2/FLTA RC2/CCP1/FLTB RC3/T0CKI(1)/T5CKI(1)/INT0 RD0/T0CKI/T5CKI RD1/SDO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 Note 1: RC3 is the alternate pin for T0CKI/T5CKI; RC4 is the alternate pin for SDI/SDA; RC5 is the alternate pin for SCK/SCL. 2: Low-Voltage Programming must be enabled. 3: RD4 is the alternate pin for FLTA. 4: RD5 is the alternate pin for PWM4. |