công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC17C752 bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC17C752
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-Performance 8-bit CMOS EPROM Microcontrollers with 10-bit A/D
PDF  304 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC17C752 bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - Microchip Technology

Back Button PIC17C752 Datasheet HTML 72Page - Microchip Technology PIC17C752 Datasheet HTML 73Page - Microchip Technology PIC17C752 Datasheet HTML 74Page - Microchip Technology PIC17C752 Datasheet HTML 75Page - Microchip Technology PIC17C752 Datasheet HTML 76Page - Microchip Technology PIC17C752 Datasheet HTML 77Page - Microchip Technology PIC17C752 Datasheet HTML 78Page - Microchip Technology PIC17C752 Datasheet HTML 79Page - Microchip Technology PIC17C752 Datasheet HTML 80Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 76 / 304 page
background image
PIC17C7XX
DS30289B-page 76
 2000 Microchip Technology Inc.
FIGURE 10-7:
BLOCK DIAGRAM OF RB6 PORT PIN
FIGURE 10-8:
BLOCK DIAGRAM OF RB7 PORT PIN
Note: I/O pin has protection diodes to Vdd and Vss.
Data Bus
Q
D
CK
Q
D
CK
Weak
Pull-up
Port
Data
OE
SPI Output Enable
SPI Output
WR_PORTB (Q4)
WR_DDRB (Q4)
RD_PORTB (Q2)
RD_DDRB (Q2)
RBIF
RBPU
Match Signal
from other
port pins
(PORTA<7>)
Peripheral Data In
Q
D
EN
P
N
Q
0
1
Note: I/O pin has protection diodes to VDD and VSS.
Data Bus
Q
D
CK
Q
D
CK
Weak
Pull-up
Port
Data
OE
SPI Output Enable
SPI Output
WR_PORTB (Q4)
WR_DDRB (Q4)
RD_PORTB (Q2)
RD_DDRB (Q2)
RBIF
RBPU
Match Signal
from other
port pins
(PORTA<7>)
Peripheral Data In
Q
D
EN
P
N
Q
0
1
SS Output Disable



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com