công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CPM2C bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Omron Electronics LLC

tên linh kiện CPM2C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Compact PLC Series
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OMRON [Omron Electronics LLC]
Trang chủ  http://www.omron.com/index3.html
Logo OMRON - Omron Electronics LLC

CPM2C bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Omron Electronics LLC

Back Button CPM2C Datasheet HTML 12Page - Omron Electronics LLC CPM2C Datasheet HTML 13Page - Omron Electronics LLC CPM2C Datasheet HTML 14Page - Omron Electronics LLC CPM2C Datasheet HTML 15Page - Omron Electronics LLC CPM2C Datasheet HTML 16Page - Omron Electronics LLC CPM2C Datasheet HTML 17Page - Omron Electronics LLC CPM2C Datasheet HTML 18Page - Omron Electronics LLC CPM2C Datasheet HTML 19Page - Omron Electronics LLC CPM2C Datasheet HTML 20Page - Omron Electronics LLC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 20 page
background image
68
Expansion Units
(Continued)
Analogue I/O Expansion Unit
Model code
CPM2C–MAD11
gp
− Maximum 4 Units per CPU
− Automatic averaging
LED t t
di
l
Number of analogue I/O
2 inputs
1 output
− LED status display
− Removable terminal blocks
Range per input
Voltage
Current
0..5 V, 1..5 V, 0..10 V, −10..10 V
0..20 mA, 4..20 mA
Input resistance
Voltage
Current
1 M
Ω
250
Ω
Range of outputs
Voltage
Current
1..5 V, 0..10 V, −10..10 V
0..20 mA, 4..20 mA
Resolution
1/6000
Accuracy
0.4% of full scale
Conversion time
6 ms overall
Potential isolation
Photocoupler
Temperature sensor
Ei
U it
Model code
CPM2C–TS001
p
Expansion Units
− Maximum 4 Units per CPU
Number of inputs
2 inputs, thermocouple
− Maximum 4 Units per CPU
− LED status display
− Removable terminal block
Sensor types
K (Ni/Cr)
J (Fe/constantan)
− Removable terminal block
Measuring range
− K
− J
−200..1300
°C, 0..500°C
−100..850
°C, 0..400°C
Accuracy
±0.5% or 2°C ±1 digit
Conversion time
250 ms (total)
Model code
CPM2C–TS101
Number of inputs
2 inputs, Pt100
Sensor types
Pt100,
JPt100
Measuring range
−200..650
°C
Accuracy
±0.5% or 1°C ±1 digit
Conversion time
250 ms (total)
CompoBus/S I/O Link Unit
Model code
CPM2C–SRT21
p
− LED status display
− Removable terminal block
For further information about
CompoBus/S, see page 256.
Number of Link bits
Input
Output
8 bits
8 bits
Compact PLC Series CPM2C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com