công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMP112BIDRLR bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMP112BIDRLR
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMP112x High-Accuracy, Low-Power, Digital Temperature Sensors With SMBus and Two-Wire Serial Interface in SOT563 and X2SON Packages
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TMP112BIDRLR bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button TMP112BIDRLR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TMP112BIDRLR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TMP112BIDRLR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TMP112BIDRLR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TMP112BIDRLR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TMP112BIDRLR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TMP112BIDRLR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TMP112BIDRLR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TMP112BIDRLR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 47 page
background image
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
Temperature (°C)
-60
-20
40
60
140 160
3.6V Supply
1.4V Supply
-40
20
0
80
100 120
Figure 6-8. Conversion Time vs Temperature
6.9 Typical Characteristics (TMP112Dx)
at TA = 25°C and V+ = 3.3 V (unless otherwise noted)
V+ = 3.3 V for Mean, Mean + 3σ, Mean - 3σ
Figure 6-9. Temperature Error vs Temperature
V+ = 1.4 V to 3.6 V; TA = -40 °C, 25 °C, 125 °C
Figure 6-10. Temperature Error vs Supply Voltage
TMP112
SBOS473J – MARCH 2009 – REVISED FEBRUARY 2024
www.ti.com
10
Submit Document Feedback
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TMP112



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com