công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMP112BIDRLR bảng dữ liệu(PDF) 33 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMP112BIDRLR
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMP112x High-Accuracy, Low-Power, Digital Temperature Sensors With SMBus and Two-Wire Serial Interface in SOT563 and X2SON Packages
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TMP112BIDRLR bảng dữ liệu(HTML) 33 Page - Texas Instruments

Back Button TMP112BIDRLR Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments TMP112BIDRLR Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments TMP112BIDRLR Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments TMP112BIDRLR Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments TMP112BIDRLR Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments TMP112BIDRLR Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments TMP112BIDRLR Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments TMP112BIDRLR Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments TMP112BIDRLR Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 47 page
background image
scenario, a minimum annular ring width specification of 0.125mm (5 mil) is required: Anullar Ring Width (mm)
= (0.305-0.1)/2.
3
4
5
1
2
0.08mm
0.102mm
Figure 8-8. X2SON-5 (DPW) Package Center Pin
Layout Option 1
4
5
1
2
3
0.102mm
Trace on Bo om
Layer
0.305mm
Via
Figure 8-9. X2SON-5 (DPW) Package Center Pin
Layout Option 2
www.ti.com
TMP112
SBOS473J – MARCH 2009 – REVISED FEBRUARY 2024
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
33
Product Folder Links: TMP112



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com