công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM263P2 bảng dữ liệu(PDF) 161 Page - Texas Instruments

tên linh kiện AM263P2
Giải thích chi tiết về linh kiện  AM263Px Sitara™ Microcontrollers with Optional Flash-in-Package
PDF  164 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

AM263P2 bảng dữ liệu(HTML) 161 Page - Texas Instruments

Back Button AM263P2 Datasheet HTML 156Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 157Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 158Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 159Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 160Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 161Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 162Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 163Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 164Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 161 / 164 page
background image
NOTES:
1.
All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
NanoFree is a trademark of Texas Instruments.
PACKAGE OUTLINE
4226659/A 03/2021
www.ti.com
NFBGA - 1.4 mm max height
PLASTIC BALL GRID ARRAY
ZCZ0324A
A
0.12 C
0.15
C A B
0.05
C
B
SYMM
SYMM
15.1
14.9
15.1
14.9
BALL A1 CORNER
1.4 MAX
0.45
0.35
C
SEATING PLANE
13.6 TYP
(0.7) TYP
13.6
TYP
0.8 TYP
0.8 TYP
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
1 2 3 4
5
6 7 8
9 10 11 12 13
BALL TYP
(0.7) TYP
14 15 16 17
N
P
R
T
U
324X Ø0.55
0.45
18
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com