công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADMFM2000ABVZ bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADMFM2000ABVZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual-Channel, 0.5 GHz to 32 GHz, Microwave Downconverter
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADMFM2000ABVZ bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button ADMFM2000ABVZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADMFM2000ABVZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADMFM2000ABVZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADMFM2000ABVZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADMFM2000ABVZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADMFM2000ABVZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADMFM2000ABVZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADMFM2000ABVZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADMFM2000ABVZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 28 page
background image
Data Sheet
ADMFM2000
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
analog.com
Rev. 0 | 9 of 28
LNA (RF_IN_
x TO LNA_OUT_x)
TA = 25°C, VDD_LNA_1 = VDD_LNA_2 = 5 V, VGG_RFAMP_1 = VGG_RFAMP_2 = open, RF power (PRF) = −20 dBm at RF_IN_1 and
RF_IN_2.
Figure 4. Gain vs. Frequency for Various Temperatures
Figure 5. Gain vs. Frequency for Various Supply Voltages
Figure 6. Input Return Loss vs. Frequency for Various Temperatures
Figure 7. Input Return Loss vs. Frequency for Various Supply Voltages
Figure 8. Output Return Loss vs. Frequency for Various Temperatures
Figure 9. Output Return Loss vs. Frequency for Various Supply Voltages



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com