công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADMFM2000ABVZ bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADMFM2000ABVZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual-Channel, 0.5 GHz to 32 GHz, Microwave Downconverter
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADMFM2000ABVZ bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  ADMFM2000ABVZ Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADMFM2000ABVZ Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADMFM2000ABVZ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADMFM2000ABVZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADMFM2000ABVZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADMFM2000ABVZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADMFM2000ABVZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADMFM2000ABVZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADMFM2000ABVZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 28 page
background image
Data Sheet
ADMFM2000
SPECIFICATIONS
analog.com
Rev. 0 | 5 of 28
Table 1. Specifications (Continued)
Parameter
Test Conditions/Comments
Min
Typ
Max
Unit
Input High Voltage (VIH)
−5
−3
V
DSAx_Vx
DSA1_V0, DSA1_V1, DSA1_V2, DSA1_V3, DSA1_V4,
DSA2_V0, DSA2_V1, DSA2_V2, DSA2_V3, and DSA2_V4
VIL
0
0.8
V
VIH
2
5
V
POWER SUPPLIES
VDD_LNA_1 and VDD_LNA_2
5
V
VDD_IF_1 and VDD_IF_2
5
V
VDD_LO_DRIVER_1 and VDD_LO_DRIVER_2
5
V
VSS_DSAS
−5
V
VDD_LNA_x Current (IVDD_LNA_x)
66
mA
VDD_IF_x Current (IVDD_IF_x)
72
mA
VDD_LO_DRIVER_x Current (IVDD_LO_DRIVER_x)
68
mA
VSS_DSAS Current (IVSS_DSAS)
12
mA
Total Power Consumption
2.18
W
1 The LO power specification is the power level at the RF connector on the customer evaluation board (LO_IN). Figure 60 shows a plot of the insertion loss of the LO trace on
the customer evaluation board.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com