công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P9S12XEP100J1VVLR bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện P9S12XEP100J1VVLR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Microcontrollers
PDF  1036 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

P9S12XEP100J1VVLR bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 27Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 28Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 29Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 30Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 31Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 32Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 33Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 34Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 35Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 1036 page
background image
Chapter 1 Device Overview MC9S12XE-Family
MC9S12XE-Family Reference Manual Rev. 1.07
Freescale Semiconductor
31
Table 1-5. Derivative Dependent Flash Block Mapping
Block B1 is divided into two 128K blocks. The XGATE is always mapped to block B1S. Since block B1S
does not exist on the 9S12XEx128, XGATE code can only be run from RAM.
The block B0 is a reduced size 128K block on the 128K and 256K derivatives. On the larger derivatives
B0 is a 256K block.
Device
0x70_0000
0x74_0000
0x78_0000
0x7A_0000
0x7C_0000
0x7E_0000
9S12XEx100
B3
B2
B1S
B1N
B0
9S12XEx768
—
B2
B1S
B1N
B0
9S12XEx512
——
B1S
B1N
B0
9S12XEx384
——
B1S
—
B0
9S12XEx256
——
B1S
——
B0(128K)
9S12XEx128
—————
B0 (128K)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com