công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P9S12XEP100J1VVLR bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện P9S12XEP100J1VVLR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Microcontrollers
PDF  1036 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

P9S12XEP100J1VVLR bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 23Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 24Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 25Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 26Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 27Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 28Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 29Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 30Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 31Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 1036 page
background image
Chapter 1 Device Overview MC9S12XE-Family
MC9S12XE-Family Reference Manual Rev. 1.07
Freescale Semiconductor
27
1.1.4
Device Memory Map
Table 1-1 shows the device register memory map.
Table 1-1. Device Register Memory Map
Address
Module
Size
(Bytes)
0x0000–0x0009
PIM (port integration module
)
10
0x000A–0x000B
MMC (memory map control)
2
0x000C–0x000D
PIM (port integration module)
2
0x000E–0x000F
EBI (external bus interface)
2
0x0010–0x0017
MMC (memory map control)
8
0x0018–0x0019
Reserved
2
0x001A–0x001B
Device ID register
2
0x001C–0x001F
PIM (port integration module)
4
0x0020–0x002F
DBG (debug module)
16
0x0030–0x0031
Reserved
2
0x0032–0x0033
PIM (port integration module)
2
0x0034–0x003F
ECRG (clock and reset generator)
12
0x0040–0x007F
ECT (enhanced capture timer 16-bit 8-channel)s
64
0x0080–0x00AF
ATD1 (analog-to-digital converter 12-bit 16-channel)
48
0x00B0–0x00B7
IIC1 (inter IC bus)
8
0x00B8–0x00BF
SCI2 (serial communications interface)
8
0x00C0–0x00C7
SCI3 (serial communications interface)
8
0x00C8–0x00CF
SCI0 (serial communications interface)
8
0x00D0–0x00D7
SCI1 (serial communications interface)
8
0x00D8–0x00DF
SPI0 (serial peripheral interface)
8
0x00E0–0x00E7
IIC0 (inter IC bus)
8
0x00E8–0x00EF
Reserved
8
0x00F0–0x00F7
SPI1 (serial peripheral interface)
8
0x00F8–0x00FF
SPI2 (serial peripheral interface)
8
0x0100–0x0113
FTM control registers
20
0x0114–0x011F
MPU (memory protection unit)
12
0x0120–0x012F
INT (interrupt module)
16
0x0130–0x0137
SCI4 (serial communications interface)
8
0x0138–0x013F
SCI5 (serial communications interface)
8
0x0140–0x017F
CAN0
64
0x0180–0x01BF
CAN1
64
0x01C0–0x01FF
CAN2
64



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com