công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P9S12XEP100J1VVLR bảng dữ liệu(PDF) 204 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện P9S12XEP100J1VVLR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Microcontrollers
PDF  1036 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

P9S12XEP100J1VVLR bảng dữ liệu(HTML) 204 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 200Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 201Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 202Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 203Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 204Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 205Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 206Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 207Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 208Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 204 / 1036 page
background image
Chapter 3 Memory Mapping Control (S12XMMCV4)
MC9S12XE-Family Reference Manual , Rev. 1.07
204
Freescale Semiconductor
Figure 3-17. Expansion of the Local Address Map
0x7F_FFFF
0x00_0000
0x14_0000
0x10_0000
0x00_0800
EPAGE
RPAGE
PPAGE
CPU and BDM
Local Memory Map
Global Memory Map
0xFFFF
Reset Vectors
0xC000
0x8000
Unpaged
0x4000
0x1000
0x0000
16K FLASH window
0x0C00
0x2000
0x0800
8K RAM
4K RAM window
1K EEPROM
2K REGISTERS
1K EEPROM window
16K FLASH
Unpaged
16K FLASH
2K REGISTERS
2K RAM
253*4K paged
RAM
1K EEPROM
255*1K paged
EEPROM
253 *16K paged
FLASH
16K FLASH
(PPAGE 0xFD)
8K RAM
External
Space
16K FLASH
(PPAGE 0xFE)
16K FLASH
(PPAGE 0xFF)
0x00_1000
0x0F_E000
0x13_FC00
0x40_0000
0x7F_4000
0x7F_8000
0x7F_C000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com