công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM62A7 bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Texas Instruments

tên linh kiện AM62A7
Giải thích chi tiết về linh kiện  AM62Ax Sitara™ Processors
PDF  238 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

AM62A7 bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Texas Instruments

Back Button AM62A7 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments AM62A7 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments AM62A7 Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments AM62A7 Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments AM62A7 Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments AM62A7 Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments AM62A7 Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments AM62A7 Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments AM62A7 Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 238 page
background image
Table 6-1. Pin Attributes (AMB Package) (continued)
BALL
NUMBER [1]
BALL NAME [2]
PADCONFIG Register [15]
PADCONFIG Address [16]
SIGNAL NAME [3]
MUX
MODE
[4]
TYPE
[5]
DSIS
[6]
BALL
STATE
DURING
RESET
(RX/TX/PULL) [7]
BALL
STATE
AFTER
RESET
(RX/TX/PULL) [8]
MUX
MODE
AFTER
RESET
[9]
I/O
OPERATING
VOLTAGE [10]
POWER [11]
HYS
[12]
BUFFER
TYPE [13]
PULL
UP/DOWN
TYPE [14]
U1
DDR0_DM2
DDR0_DM2
IO
1.1 V/1.2 V
VDDS_DDR,
VDDS_DDR_C
DDR
W3
DDR0_DM3
DDR0_DM3
IO
1.1 V/1.2 V
VDDS_DDR,
VDDS_DDR_C
DDR
A5
DDR0_DQ0
DDR0_DQ0
IO
1.1 V/1.2 V
VDDS_DDR,
VDDS_DDR_C
DDR
B4
DDR0_DQ1
DDR0_DQ1
IO
1.1 V/1.2 V
VDDS_DDR,
VDDS_DDR_C
DDR
B6
DDR0_DQ2
DDR0_DQ2
IO
1.1 V/1.2 V
VDDS_DDR,
VDDS_DDR_C
DDR
D5
DDR0_DQ3
DDR0_DQ3
IO
1.1 V/1.2 V
VDDS_DDR,
VDDS_DDR_C
DDR
C5
DDR0_DQ4
DDR0_DQ4
IO
1.1 V/1.2 V
VDDS_DDR,
VDDS_DDR_C
DDR
C3
DDR0_DQ5
DDR0_DQ5
IO
1.1 V/1.2 V
VDDS_DDR,
VDDS_DDR_C
DDR
B2
DDR0_DQ6
DDR0_DQ6
IO
1.1 V/1.2 V
VDDS_DDR,
VDDS_DDR_C
DDR
A3
DDR0_DQ7
DDR0_DQ7
IO
1.1 V/1.2 V
VDDS_DDR,
VDDS_DDR_C
DDR
E2
DDR0_DQ8
DDR0_DQ8
IO
1.1 V/1.2 V
VDDS_DDR,
VDDS_DDR_C
DDR
F5
DDR0_DQ9
DDR0_DQ9
IO
1.1 V/1.2 V
VDDS_DDR,
VDDS_DDR_C
DDR
E6
DDR0_DQ10
DDR0_DQ10
IO
1.1 V/1.2 V
VDDS_DDR,
VDDS_DDR_C
DDR
G2
DDR0_DQ11
DDR0_DQ11
IO
1.1 V/1.2 V
VDDS_DDR,
VDDS_DDR_C
DDR
G6
DDR0_DQ12
DDR0_DQ12
IO
1.1 V/1.2 V
VDDS_DDR,
VDDS_DDR_C
DDR
G4
DDR0_DQ13
DDR0_DQ13
IO
1.1 V/1.2 V
VDDS_DDR,
VDDS_DDR_C
DDR
E4
DDR0_DQ14
DDR0_DQ14
IO
1.1 V/1.2 V
VDDS_DDR,
VDDS_DDR_C
DDR
D3
DDR0_DQ15
DDR0_DQ15
IO
1.1 V/1.2 V
VDDS_DDR,
VDDS_DDR_C
DDR
T6
DDR0_DQ16
DDR0_DQ16
IO
1.1 V/1.2 V
VDDS_DDR,
VDDS_DDR_C
DDR
T4
DDR0_DQ17
DDR0_DQ17
IO
1.1 V/1.2 V
VDDS_DDR,
VDDS_DDR_C
DDR
U5
DDR0_DQ18
DDR0_DQ18
IO
1.1 V/1.2 V
VDDS_DDR,
VDDS_DDR_C
DDR
R5
DDR0_DQ19
DDR0_DQ19
IO
1.1 V/1.2 V
VDDS_DDR,
VDDS_DDR_C
DDR
P2
DDR0_DQ20
DDR0_DQ20
IO
1.1 V/1.2 V
VDDS_DDR,
VDDS_DDR_C
DDR
AM62A7, AM62A7-Q1, AM62A3, AM62A3-Q1
SPRSP77A – MARCH 2023 – REVISED AUGUST 2023
www.ti.com
18
Submit Document Feedback
Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: AM62A7 AM62A7-Q1 AM62A3 AM62A3-Q1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More