công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATMEGA3290P bảng dữ liệu(PDF) 90 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện ATMEGA3290P
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash
PDF  360 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

ATMEGA3290P bảng dữ liệu(HTML) 90 Page - ATMEL Corporation

Back Button ATMEGA3290P Datasheet HTML 86Page - ATMEL Corporation ATMEGA3290P Datasheet HTML 87Page - ATMEL Corporation ATMEGA3290P Datasheet HTML 88Page - ATMEL Corporation ATMEGA3290P Datasheet HTML 89Page - ATMEL Corporation ATMEGA3290P Datasheet HTML 90Page - ATMEL Corporation ATMEGA3290P Datasheet HTML 91Page - ATMEL Corporation ATMEGA3290P Datasheet HTML 92Page - ATMEL Corporation ATMEGA3290P Datasheet HTML 93Page - ATMEL Corporation ATMEGA3290P Datasheet HTML 94Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 90 / 360 page
background image
90
8021A–AVR–12/06
ATmega329P/3290P
12.4
Register Description
12.4.1
MCUCR – MCU Control Register
• Bit 4 – PUD: Pull-up Disable
When this bit is written to one, the pull-ups in the I/O ports are disabled even if the DDxn and
PORTxn Registers are configured to enable the pull-ups ({DDxn, PORTxn} = 0b01). See ”Con-
figuring the Pin” on page 65 for more details about this feature.
12.4.2
PORTA – Port A Data Register
12.4.3
DDRA – Port A Data Direction Register
12.4.4
PINA – Port A Input Pins Address
12.4.5
PORTB – Port B Data Register
12.4.6
DDRB – Port B Data Direction Register
12.4.7
PINB – Port B Input Pins Address
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
0x35 (0x55)
JTD
BODS
BODSE
PUD
–
–
IVSEL
IVCE
MCUCR
Read/Write
R/W
R
R
R/W
R
R
R/W
R/W
Initial Value
0
0
0
0
0
0
0
0
Bit
765
432
10
0x22 (0x42)
PORTA7
PORTA6
PORTA5
PORTA4
PORTA3
PORTA2
PORTA1
PORTA0
PORTA
Read/Write
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
Initial Value
0
0
0
0
0
0
0
0
Bit
7
6
543210
0x01 (0x21)
DDA7
DDA6
DDA5
DDA4
DDA3
DDA2
DDA1
DDA0
DDRA
Read/Write
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
Initial Value
0
0
000000
Bit
76543210
0x00 (0x20)
PINA7
PINA6
PINA5
PINA4
PINA3
PINA2
PINA1
PINA0
PINA
Read/Write
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
Initial Value
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Bit
7
6
543210
0x05 (0x25)
PORTB7
PORTB6
PORTB5
PORTB4
PORTB3
PORTB2
PORTB1
PORTB0
PORTB
Read/Write
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
Initial Value
0
0
000000
Bit
765
432
10
0x04 (0x24)
DDB7
DDB6
DDB5
DDB4
DDB3
DDB2
DDB1
DDB0
DDRB
Read/Write
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
Initial Value
0
0
0
0
0
0
0
0
Bit
765
432
10
0x03 (0x23)
PINB7
PINB6
PINB5
PINB4
PINB3
PINB2
PINB1
PINB0
PINB
Read/Write
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
Initial Value
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com