công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L320ML12PI bảng dữ liệu(PDF) 51 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện L320ML12PI
Giải thích chi tiết về linh kiện  32 Megabit (2 M x 16-Bit/4 M x 8-Bit) MirrorBit??3.0 Volt-only Uniform Sector Flash Memory with VersatileI/O??Control
PDF  59 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

L320ML12PI bảng dữ liệu(HTML) 51 Page - Advanced Micro Devices

Back Button L320ML12PI Datasheet HTML 47Page - Advanced Micro Devices L320ML12PI Datasheet HTML 48Page - Advanced Micro Devices L320ML12PI Datasheet HTML 49Page - Advanced Micro Devices L320ML12PI Datasheet HTML 50Page - Advanced Micro Devices L320ML12PI Datasheet HTML 51Page - Advanced Micro Devices L320ML12PI Datasheet HTML 52Page - Advanced Micro Devices L320ML12PI Datasheet HTML 53Page - Advanced Micro Devices L320ML12PI Datasheet HTML 54Page - Advanced Micro Devices L320ML12PI Datasheet HTML 55Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 51 / 59 page
background image
January 31, 2007 26517B4
Am29LV320MH/L
49
D A TA
SH EET
AC CHARACTERISTICS
Sector Group Protect: 150 µs,
Sector Group Unprotect: 15 ms
1 µs
RESET#
SA, A6,
A3, A2,
A1, A0
Data
CE#
WE#
OE#
60h
60h
40h
Valid*
Valid*
Valid*
Status
Sector Group Protect or Unprotect
Verify
VID
VIH
* For sector group protect, A6:A0 = 0xx0010. For sector group unprotect, A6:A0 = 1xx0010.
Figure 24.
Sector Group Protect and Unprotect Timing Diagram



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com