công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WM8983GEFL/V bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Wolfson Microelectronics plc

tên linh kiện WM8983GEFL/V
Giải thích chi tiết về linh kiện  Mobile Multimedia CODEC with 1W Speaker Driver
PDF  123 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WOLFSON [Wolfson Microelectronics plc]
Trang chủ  http://www.wolfsonmicro.com
Logo WOLFSON - Wolfson Microelectronics plc

WM8983GEFL/V bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Wolfson Microelectronics plc

Back Button WM8983GEFL/V Datasheet HTML 12Page - Wolfson Microelectronics plc WM8983GEFL/V Datasheet HTML 13Page - Wolfson Microelectronics plc WM8983GEFL/V Datasheet HTML 14Page - Wolfson Microelectronics plc WM8983GEFL/V Datasheet HTML 15Page - Wolfson Microelectronics plc WM8983GEFL/V Datasheet HTML 16Page - Wolfson Microelectronics plc WM8983GEFL/V Datasheet HTML 17Page - Wolfson Microelectronics plc WM8983GEFL/V Datasheet HTML 18Page - Wolfson Microelectronics plc WM8983GEFL/V Datasheet HTML 19Page - Wolfson Microelectronics plc WM8983GEFL/V Datasheet HTML 20Page - Wolfson Microelectronics plc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 123 page
background image
WM8983
Production Data
w
PD Rev 4.0 November 2006
16
POWER CONSUMPTION
TYPICAL SCENARIOS
Estimated current consumption for typical scenarios are shown below.
Power delivered to the load is not included.
MODE
IAVDD1 mA
(3.3V)
IAVDD2 mA
(3.3V)
IDCVDD mA
(1.8V)
IDBVDD mA
(1.8V)
TOTAL
mW
Off (No clocks, temperature sensor disabled)
0.010
0.010
0.001
0.002
0.071
Sleep (VREF maintained)
0.100
0.001
0.012
0.003
0.360
Mono Record from Differential MIC (8kHz, PLL enabled)
4.000
0.001
0.400
0.030
13.97
Stereo HP Playback (44.1kHz, PLL enabled)
3.700
0.950
2.100
0.100
19.31
Table 1 Power Consumption



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com