công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WM8983GEFL/V bảng dữ liệu(PDF) 96 Page - Wolfson Microelectronics plc

tên linh kiện WM8983GEFL/V
Giải thích chi tiết về linh kiện  Mobile Multimedia CODEC with 1W Speaker Driver
PDF  123 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WOLFSON [Wolfson Microelectronics plc]
Trang chủ  http://www.wolfsonmicro.com
Logo WOLFSON - Wolfson Microelectronics plc

WM8983GEFL/V bảng dữ liệu(HTML) 96 Page - Wolfson Microelectronics plc

Back Button WM8983GEFL/V Datasheet HTML 92Page - Wolfson Microelectronics plc WM8983GEFL/V Datasheet HTML 93Page - Wolfson Microelectronics plc WM8983GEFL/V Datasheet HTML 94Page - Wolfson Microelectronics plc WM8983GEFL/V Datasheet HTML 95Page - Wolfson Microelectronics plc WM8983GEFL/V Datasheet HTML 96Page - Wolfson Microelectronics plc WM8983GEFL/V Datasheet HTML 97Page - Wolfson Microelectronics plc WM8983GEFL/V Datasheet HTML 98Page - Wolfson Microelectronics plc WM8983GEFL/V Datasheet HTML 99Page - Wolfson Microelectronics plc WM8983GEFL/V Datasheet HTML 100Page - Wolfson Microelectronics plc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 96 / 123 page
background image
WM8983
Production Data
w
PD Rev 4.0 November 2006
96
ADDR
B[15:9]
DEF’T
VAL
D
E
C
H
E
X
REGISTER
NAME
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
(HEX)
35
23
Noise Gate
0
0
0
0
0
NGEN
NGTH[2:0]
000
36
24
PLL N
0
0
0
0
PLLPRE
SCALE
PLLN[3:0]
008
37
25
PLL K 1
0
0
0
PLLK[23:18]
00C
38
26
PLL K 2
PLLK[17:9]
093
39
27
PLL K 3
PLLK[8:0]
0E9
41
29
3D control
DEPTH3D[3:0]
000
42
2A
OUT4 to ADC
OUT4_2ADCVOL[2:0]
OUT4_2
LNR
0
0
POB
CTRL
DELEN
OUT1
DEL
43
2B
Beep control
BYPL2
RMIX
BYPR2
LMIX
0
MUTER
PGA2IN
V
INVROUT2
BEEPVOL[2:0]
BEEP
EN
000
44
2C
Input ctrl
MBVSEL
0
R2_2
INPPGA
RIN2
INPPGA
RIP2
INPPGA
0
L2_2
INPPGA
LIN2
INPPGA
LIP2
INPPGA
003
45
2D
Left INP PGA
gain ctrl
INPGAVU
INPPGA
ZCL
INPPGA
MUTEL
INPPGAVOLL[5:0]
010
46
2E
Right INP PGA
gain ctrl
INPGAVU
INPPGA
ZCR
INPPGA
MUTER
INPPGAVOLR[5:0]
010
47
2F
Left ADC Boost
ctrl
PGA
BOOSTL
0
L2_2BOOSTVOL[2:0]
0
AUXL2BOOSTVOL[2:0]
100
48
30
Right ADC Boost
ctrl
PGA
BOOSTR
0
R2_2BOOSTVOL[2:0]
0
AUXR2BOOSTVOL[2:0]
100
49
31
Output ctrl
0
0
DACL2
RMIX
DACR2
LMIX
OUT4
BOOST
OUT3
BOOST
SPK
BOOST
TSDEN
VROI
002
50
32
Left mixer ctrl
AUXLMIXVOL[2:0]
AUXL2
LMIX
BYPLMIXVOL[2:0]
BYPL2
LMIX
DACL2
LMIX
001
51
33
Right mixer ctrl
AUXRMIXVOL[2:0]
AUXR2
RMIX
BYPRMIXVOL[2:0]
BYPR2
RMIX
DACR2
RMIX
001
52
34
LOUT1 (HP)
volume ctrl
OUT1VU
LOUT1
ZC
LOUT1
MUTE
LOUT1VOL[5:0]
039
53
35
ROUT1 (HP)
volume ctrl
OUT1VU
ROUT1
ZC
ROUT1
MUTE
ROUT1VOL[5:0]
039
54
36
LOUT2 (SPK)
volume ctrl
OUT2VU
LOUT2
ZC
LOUT2
MUTE
LOUT2VOL[5:0]
039
55
37
ROUT2 (SPK)
volume ctrl
OUT2VU
ROUT2
ZC
ROUT2
MUTE
ROUT2VOL[5:0]
039
56
38
OUT3 mixer ctrl
0
0
OUT3
MUTE
0
0
OUT4_
2OUT3
BYPL2
OUT3
LMIX2
OUT3
LDAC2
OUT3
001
57
39
OUT4 (MONO)
mixer ctrl
0
OUT3_2
OUT4
OUT4
MUTE
OUT4
ATTN
LMIX2
OUT4
LDAC2
OUT4
BYPR2
OUT4
RMIX2
OUT4
RDAC2
OUT4
001
61
3D
Bias Control
BIASCUT
000 0000
000
Table 70 WM8983 Register Map



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com