| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ES9033Q bảng dữ liệu(PDF) 87 Page - ESS Technology,Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ES9033Q bảng dữ liệu(HTML) 87 Page - ESS Technology,Inc |
|
87 / 103 page ![]() 0.3.1 ESS TECHNOLOGY, INC. 109 Bonaventura Drive, San Jose, CA 95134, USA Tel (408) 643-8800 ES9033 Datasheet Information 87 Register 203: PLL REGISTER8 Bits [7:6] [5] [4] [3:0] Default 2’d0 1’b0 1’b0 4’b0000 Bits Mnemonic Description [7:6] RESERVED NA [5] PLL_DIG_RSTB Resets the Digital core of the PLL. • 1’b0 (default): PLL digital is off • 1b1: PLL digital is on [4] PLL_VCO_D_EN PLL requirement for normal operation • 1’b0 (default): PLL not used • 1’b1: For normal PLL operation [3:0] RESERVED NA |