công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M27C4001-10B6 bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M27C4001-10B6
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 Mbit (512Kb x 8) UV EPROM and OTP EPROM
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M27C4001-10B6 bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - STMicroelectronics

Back Button M27C4001-10B6 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 24 page
background image
Part numbering
M27C4001
22/25
6
Part numbering
For a list of available options (Speed, Package, etc...) or for further information on any
aspect of this device, please contact the STMicroelectronics Sales Office nearest to you.
Table 16.
Ordering Information Scheme
Example:
M27C4001
-45
X
C
1
Device Type
M27
Supply Voltage
C = 5V
Device Function
4001 = 4 Mbit (512Kb x 8)
Speed
-35(1) = 35 ns
1.
High Speed, see AC Characteristics section for further information.
-45(1) = 45 ns
-55(1) = 55 ns
-70 = 70 ns
-80 = 80 ns
-90 = 90 ns
-10 = 100 ns
-12 = 120 ns
-15 = 150 ns
VCC Tolerance
blank = ± 10%
X = ± 5%
Package
F = FDIP32W
B = PDIP32
C = PLCC32
N = TSOP32: 8 x 20 mm
Temperature Range
1 = 0 to 70 °C
6 = –40 to 85 °C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com