công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M27C4001-10B6 bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M27C4001-10B6
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 Mbit (512Kb x 8) UV EPROM and OTP EPROM
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M27C4001-10B6 bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - STMicroelectronics

Back Button M27C4001-10B6 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 24 page
background image
M27C4001
DC and AC parameters
17/25
Figure 9.
Programming and Verify Modes AC Waveforms
Table 11.
Programming Mode AC Characteristics(1) (2) (3)
1.
TA = 25 °C; VCC = 6.25V ± 0.25V; VPP = 12.75V ± 0.25V
2.
VCC must be applied simultaneously with or before VPP and removed simultaneously or after VPP.
3.
Sampled only, not 100% tested.
Symbol
Alt
Parameter
Test Condition
Min
Max
Unit
tAVEL
tAS
Address Valid to Chip Enable Low
2
µs
tQVEL
tDS
Input Valid to Chip Enable Low
2
µs
tVPHEL
tVPS
VPP High to Chip Enable Low
2
µs
tVCHEL
tVCS
VCC High to Chip Enable Low
2
µs
tELEH
tPW
Chip Enable Program Pulse Width
95
105
µs
tEHQX
tDH
Chip Enable High to Input Transition
2
µs
tQXGL
tOES
Input Transition to Output Enable Low
2
µs
tGLQV
tOE
Output Enable Low to Output Valid
100
ns
tGHQZ
tDFP
Output Enable High to Output Hi-Z
0
130
ns
tGHAX
tAH
Output Enable High to Address
Transition
0ns
tAVPL
VALID
AI00725
A0-A18
Q0-Q7
VPP
VCC
G
DATA IN
DATA OUT
E
tQVEL
tVPHEL
tVCHEL
tEHQX
tELEH
tGLQV
tQXGL
tGHQZ
tGHAX
PROGRAM
VERIFY



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com