công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M27C4001-10B6 bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M27C4001-10B6
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 Mbit (512Kb x 8) UV EPROM and OTP EPROM
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M27C4001-10B6 bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - STMicroelectronics

Back Button M27C4001-10B6 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 24 page
background image
Package mechanical
M27C4001
18/25
5
Package mechanical
Figure 10.
FDIP32W - 32 pin Ceramic Frit-seal DIP with window, Package Outline
1.
Drawing is not to scale.
Table 12.
FDIP32W - 32 pin Ceramic Frit-seal DIP with window, package mechanical
data
Symbol
millimeters
inches
Typ
Min
Max
Typ
Min
Max
A5.72
0.225
A1
0.51
1.40
0.020
0.055
A2
3.91
4.57
0.154
0.180
A3
3.89
4.50
0.153
0.177
B
0.41
0.56
0.016
0.022
B1
1.45
0.057
C
0.23
0.30
0.009
0.012
D
41.73
42.04
1.643
1.655
D2
38.10–
–1.500
e2.54–
0.100
E
15.24
0.600
E1
13.06
13.36
0.514
0.526
eA
14.99
0.590
eB
16.18
18.03
0.637
0.710
L
3.18
4.10
0.125
0.161
N32
32
S
1.52
2.49
0.060
0.098
Ø7.11
0.280
α
11°
11°
FDIPW-a
A3
A1
A
L
B1
B
e
D
S
E1
E
N
1
C
α
eA
D2
eB
A2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com