công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M27C4001-10B6 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M27C4001-10B6
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 Mbit (512Kb x 8) UV EPROM and OTP EPROM
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M27C4001-10B6 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - STMicroelectronics

Back Button M27C4001-10B6 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics M27C4001-10B6 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 24 page
background image
M27C4001
DC and AC parameters
15/25
Figure 8.
Read Mode AC Waveforms
Table 9.
Read Mode AC Characteristics(1) (2)
1.
TA = 0 to 70 °C or –40 to 85 °C; VCC = 5V ± 5% or 5V ± 10%; VPP = VCC
2.
VCC must be applied simultaneously with or before VPP and removed simultaneously or after VPP
Symbol
Alt
Parameter
Test Condition
M27C4001
Unit
-35(3)
3.
Speed obtained with High Speed AC measurement conditions.
-45(3)
-55(3)
Min
Max Min Max
Min
Max
tAVQV
tACC
Address Valid to
Output Valid
E = VIL, G = VIL
35
45
55
ns
tELQV
tCE
Chip Enable Low to
Output Valid
G = VIL
35
45
55
ns
tGLQV
tOE
Output Enable Low
to Output Valid
E = VIL
20
25
30
ns
tEHQZ
(4)
4.
Sampled only, not 100% tested.
tDF
Chip Enable High to
Output Hi-Z
G = VIL
030
0
30
0
30
ns
tGHQZ
(4)
tDF
Output Enable High
to Output Hi-Z
E = VIL
030
0
30
0
30
ns
tAXQX
tOH
Address Transition
to Output Transition
E = VIL, G = VIL
00
0
ns
AI00724B
tAXQX
tEHQZ
A0-A18
E
G
Q0-Q7
tAVQV
tGHQZ
tGLQV
tELQV
VALID
Hi-Z
VALID



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com