| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
UPD17062 bảng dữ liệu(PDF) 162 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPD17062 bảng dữ liệu(HTML) 162 Page - Renesas Technology Corp |
|
162 / 298 page ![]() 160 µPD17062 (3) Alternative method to release the halt state P0D3/ADC5 P0D2/ADC4 P0D1/ADC3 P0D0/ADC2 Output port Latch Microprocessor or the like General-purpose output port The P0D0/ADC2 to P0D3/ADC5 pins can be used a general-purpose input port with a built-in pull-down resistor. This configuration of the P0D0/ADC2 to P0D3/ADC5 pins enables a microprocessor to be used to release the halt state as shown above. |