công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STUW81300 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STUW81300
Giải thích chi tiết về linh kiện  Wideband RF/microwave PLL fractional/integer frequency synthesizer with integrated VCOs and LDOs
PDF  63 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STUW81300 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics

Back Button STUW81300 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STUW81300 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STUW81300 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STUW81300 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STUW81300 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STUW81300 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STUW81300 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STUW81300 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics STUW81300 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 63 page
background image
Operating conditions
STuW81300
12/63
DS11314 Rev 7
Table 5. Digital logic levels
Symbol
Parameter
Test conditions
Min
Typ
Max
Unit
Vdd
Internal supply for digital circuits
-
-
2.6
-
V
Vil
Low level input voltage
Schmitt input
0
-
0.6
V
Vih
High level input voltage
Schmitt input
1.2
-
3.6
V
Vol
Low level output voltage
IOL = 4 mA
-
-
0.2
V
Voh
High level output voltage
IOH = 4 mA
Vdd-0.2
-
-
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com