công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CGA2 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - TDK Electronics

tên linh kiện CGA2
Giải thích chi tiết về linh kiện  MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TDK [TDK Electronics]
Trang chủ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics

CGA2 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - TDK Electronics

  CGA2 Datasheet HTML 1Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 2Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 3Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 4Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 5Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 6Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 7Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 8Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 9Page - TDK Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 23 page
background image
March 2021
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
CGA1
0603 [0201 inch]
CGA2
1005 [0402 inch]
CGA3
1608 [0603 inch]
CGA4
2012 [0805 inch]
CGA5
3216 [1206 inch]
CGA6
3225 [1210 inch]
CGA8
4532 [1812 inch]
CGA9
5750 [2220 inch]
* Dimensions code: JIS[EIA]
Automotive grade, general (Up to 75V)
 
CGA series


Số phần tương tự - CGA2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TDK Electronics
CGA2 TDK-CGA2 Datasheet
639Kb / 19P
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
20210823
CGA2 TDK-CGA2 Datasheet
859Kb / 18P
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS Automotive grade, mid voltage (100 to 630V)
20250224
CGA2B1C0G2A TDK-CGA2B1C0G2A Datasheet
859Kb / 18P
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS Automotive grade, mid voltage (100 to 630V)
20250224
CGA2B1C0G2A102J050BC TDK-CGA2B1C0G2A102J050BC Datasheet
218Kb / 3P
Multilayer Ceramic Chip Capacitors
CGA2B1C0G2A102J050BC TDK-CGA2B1C0G2A102J050BC_17 Datasheet
184Kb / 3P
Multilayer Ceramic Chip Capacitors
More results

Mô tả tương tự - CGA2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NIC-Components Corp.
NMC NIC-NMC Datasheet
361Kb / 3P
Multilayer Ceramic Chip Capacitors
NMC-H NIC-NMC-H Datasheet
80Kb / 5P
Multilayer Ceramic Chip Capacitors
NMC-M NIC-NMC-M Datasheet
192Kb / 3P
Multilayer Ceramic Chip Capacitors
logo
EPCOS
X8R EPCOS-X8R Datasheet
112Kb / 13P
Multilayer ceramic capacitors Chip capacitors
logo
TDK Electronics
C4532X7R1C226M200KC TDK-C4532X7R1C226M200KC Datasheet
138Kb / 1P
Multilayer Ceramic Chip Capacitors
C4532X7R1E106K250KA TDK-C4532X7R1E106K250KA Datasheet
138Kb / 1P
Multilayer Ceramic Chip Capacitors
C4532X7R1E106M250KA TDK-C4532X7R1E106M250KA Datasheet
138Kb / 1P
Multilayer Ceramic Chip Capacitors
C4532X7R1H225K160KA TDK-C4532X7R1H225K160KA Datasheet
138Kb / 1P
Multilayer Ceramic Chip Capacitors
C4532X7R2A105M230KA TDK-C4532X7R2A105M230KA Datasheet
139Kb / 1P
Multilayer Ceramic Chip Capacitors
C4532X7R2A155K230KA TDK-C4532X7R2A155K230KA Datasheet
138Kb / 1P
Multilayer Ceramic Chip Capacitors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com