công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CGA2 bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - TDK Electronics

tên linh kiện CGA2
Giải thích chi tiết về linh kiện  MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TDK [TDK Electronics]
Trang chủ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics

CGA2 bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - TDK Electronics

Back Button CGA2 Datasheet HTML 15Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 16Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 17Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 18Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 19Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 20Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 21Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 22Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 23Page - TDK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 23 page
background image
(20/23)
20210311 / mlcc_automotive_general_en.fm
Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use.
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading.
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
■ Gray items: These products are not recommended for new designs.
Click the part numbers for details.
Capacitance range table
Temperature characteristic: X7R (–55 to +125°C, ±15%)
Capacitance Dimensions
Thickness
(mm)
Capacitance
tolerance
Catalog number
Rated voltage Edc: 75V
Rated voltage Edc: 50V
Rated voltage Edc: 35V
Rated voltage Edc: 25V
3.3µF
2012
1.25±0.20
±10%
CGA4J1X7R1V335K125AC
CGA4J1X7R1E335K125AC
±20%
CGA4J1X7R1V335M125AC
CGA4J1X7R1E335M125AC
3216
1.60+0.30,-0.10
±10%
CGA5L3X7R1H335K160AB
CGA5L1X7R1V335K160AC
CGA5L1X7R1E335K160AC
±20%
CGA5L3X7R1H335M160AB
CGA5L1X7R1V335M160AC
CGA5L1X7R1E335M160AC
3225
2.50±0.30
±10%
CGA6P3X7R1H335K250AB
±20%
CGA6P3X7R1H335M250AB
4532
2.00±0.20
±10%
CGA8M2X7R1H335K200KA
4.7µF
2012
1.25±0.20
±10%
CGA4J1X7R1H475K125AC
CGA4J1X7R1V475K125AC
CGA4J1X7R1E475K125AC
±20%
CGA4J1X7R1V475M125AC
CGA4J1X7R1E475M125AC
3216
1.60+0.30,-0.10
±10%
CGA5L3X7R1H475K160AB
CGA5L1X7R1V475K160AC
CGA5L1X7R1E475K160AC
±20%
CGA5L3X7R1H475M160AB
CGA5L1X7R1V475M160AC
CGA5L1X7R1E475M160AC
3225
2.50±0.30
±10%
CGA6P3X7R1H475K250AB
±20%
CGA6P3X7R1H475M250AB
4532
1.60±0.20
±10%
CGA8L2X7R1E475K160KA
±20%
CGA8L2X7R1E475M160KA
2.00±0.20
±10%
CGA8M3X7R1H475K200KB
5750
2.00±0.20
±10%
CGA9M2X7R1H475K200KA
6.8µF
3216
1.60+0.30,-0.10
±10%
CGA5L1X7R1V685K160AC
CGA5L1X7R1E685K160AC
±20%
CGA5L1X7R1V685M160AC
CGA5L1X7R1E685M160AC
3225
2.50±0.30
±10%
CGA6P3X7R1E685K250AB
±20%
CGA6P3X7R1E685M250AB
4532
2.50±0.30
±10%
CGA8P3X7R1H685K250KB
5750
2.50±0.30
±10%
CGA9P2X7R1H685K250KA
10µF
3216
1.60+0.30,-0.10
±10%
CGA5L1X7R1H106K160AC
CGA5L1X7R1V106K160AC
CGA5L1X7R1E106K160AC
±20%
CGA5L1X7R1V106M160AC
CGA5L1X7R1E106M160AC
3225
2.50±0.30
±10%
CGA6P1X7R1N106K250AC
CGA6P1X7R1E106K250AC
±20%
CGA6P1X7R1N106M250AC
CGA6P1X7R1E106M250AC
4532
2.50±0.30
±10%
CGA8P2X7R1E106K250KA
5750
2.00±0.20
±20%
CGA9M2X7R1E106M200KA
2.30±0.20
±10%
CGA9N3X7R1H106K230KB
15µF
3225
2.00±0.20
±20%
CGA6M3X7R1E156M200AB
4532
2.80±0.30
±20%
CGA8Q3X7R1E156M280KB
5750
2.30±0.20
±20%
CGA9N2X7R1E156M230KA
22µF
3225
2.50±0.30
±20%
CGA6P3X7R1E226M250AB
4532
2.50±0.30
±20%
CGA8P1X7R1E226M250KC
5750
2.50±0.30
±20%
CGA9P3X7R1H226M250KB
CGA9P2X7R1E226M250KA
47µF
5750
2.30±0.20
±20%
CGA9N3X7R1E476M230KB



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com