công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CGA2 bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - TDK Electronics

tên linh kiện CGA2
Giải thích chi tiết về linh kiện  MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TDK [TDK Electronics]
Trang chủ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics

CGA2 bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - TDK Electronics

Back Button CGA2 Datasheet HTML 12Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 13Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 14Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 15Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 16Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 17Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 18Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 19Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 20Page - TDK Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 23 page
background image
(16/23)
20210311 / mlcc_automotive_general_en.fm
Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use.
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading.
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
■ Gray items: These products are not recommended for new designs.
Click the part numbers for details.
Capacitance range table
Temperature characteristic: X5R (–55 to +85°C, ±15%)
Capacitance Dimensions
Thickness
(mm)
Capacitance
tolerance
Catalog number
Rated voltage Edc: 50V
Rated voltage Edc: 35V
Rated voltage Edc: 25V
220nF
1608
0.80±0.10
±10%
CGA3E3X5R1H224K080AB
CGA3E3X5R1V224K080AB
CGA3E2X5R1E224K080AA
±20%
CGA3E3X5R1H224M080AB
CGA3E3X5R1V224M080AB
CGA3E2X5R1E224M080AA
2012
1.25±0.20
±10%
CGA4J2X5R1H224K125AA
±20%
CGA4J2X5R1H224M125AA
330nF
1608
0.80±0.10
±10%
CGA3E3X5R1H334K080AB
CGA3E3X5R1V334K080AB
CGA3E3X5R1E334K080AB
±20%
CGA3E3X5R1H334M080AB
CGA3E3X5R1V334M080AB
CGA3E3X5R1E334M080AB
2012
1.25±0.20
±10%
CGA4J2X5R1H334K125AA
±20%
CGA4J2X5R1H334M125AA
470nF
1608
0.80±0.10
±10%
CGA3E3X5R1H474K080AB
CGA3E3X5R1V474K080AB
CGA3E3X5R1E474K080AB
±20%
CGA3E3X5R1H474M080AB
CGA3E3X5R1V474M080AB
CGA3E3X5R1E474M080AB
2012
1.25±0.20
±10%
CGA4J3X5R1H474K125AB
CGA4J3X5R1V474K125AB
CGA4J2X5R1E474K125AA
±20%
CGA4J3X5R1H474M125AB
CGA4J3X5R1V474M125AB
CGA4J2X5R1E474M125AA
3216
1.60+0.30,-0.10
±10%
CGA5L2X5R1H474K160AA
±20%
CGA5L2X5R1H474M160AA
680nF
1608
0.80±0.10
±10%
CGA3E3X5R1H684K080AB
CGA3E3X5R1V684K080AB
CGA3E3X5R1E684K080AB
±20%
CGA3E3X5R1H684M080AB
CGA3E3X5R1V684M080AB
CGA3E3X5R1E684M080AB
2012
1.25±0.20
±10%
CGA4J3X5R1H684K125AB
CGA4J3X5R1V684K125AB
CGA4J2X5R1E684K125AA
±20%
CGA4J3X5R1H684M125AB
CGA4J3X5R1V684M125AB
CGA4J2X5R1E684M125AA
3216
1.60+0.30,-0.10
±10%
CGA5L2X5R1H684K160AA
±20%
CGA5L2X5R1H684M160AA
1µF
1608
0.80±0.10
±10%
CGA3E3X5R1H105K080AB
CGA3E3X5R1V105K080AB
CGA3E3X5R1E105K080AB
±20%
CGA3E3X5R1H105M080AB
CGA3E3X5R1V105M080AB
CGA3E3X5R1E105M080AB
2012
1.25±0.20
±10%
CGA4J3X5R1H105K125AB
CGA4J3X5R1V105K125AB
CGA4J2X5R1E105K125AA
±20%
CGA4J3X5R1H105M125AB
CGA4J3X5R1V105M125AB
CGA4J2X5R1E105M125AA
3216
1.60+0.30,-0.10
±10%
CGA5L2X5R1H105K160AA
±20%
CGA5L2X5R1H105M160AA
1.5µF
2012
1.25±0.20
±10%
CGA4J3X5R1H155K125AB
CGA4J3X5R1V155K125AB
CGA4J3X5R1E155K125AB
±20%
CGA4J3X5R1H155M125AB
CGA4J3X5R1V155M125AB
CGA4J3X5R1E155M125AB
3216
1.60+0.30,-0.10
±10%
CGA5L3X5R1H155K160AB
CGA5L3X5R1V155K160AB
CGA5L2X5R1E155K160AA
±20%
CGA5L3X5R1H155M160AB
CGA5L3X5R1V155M160AB
CGA5L2X5R1E155M160AA
2.2µF
2012
1.25±0.20
±10%
CGA4J3X5R1H225K125AB
CGA4J3X5R1V225K125AB
CGA4J3X5R1E225K125AB
±20%
CGA4J3X5R1H225M125AB
CGA4J3X5R1V225M125AB
CGA4J3X5R1E225M125AB
3216
1.60+0.30,-0.10
±10%
CGA5L3X5R1H225K160AB
CGA5L3X5R1V225K160AB
CGA5L2X5R1E225K160AA
±20%
CGA5L3X5R1H225M160AB
CGA5L3X5R1V225M160AB
CGA5L2X5R1E225M160AA
3.3µF
2012
1.25±0.20
±10%
CGA4J3X5R1H335K125AB
CGA4J3X5R1V335K125AB
CGA4J3X5R1E335K125AB
±20%
CGA4J3X5R1H335M125AB
CGA4J3X5R1V335M125AB
CGA4J3X5R1E335M125AB
3216
1.60+0.30,-0.10
±10%
CGA5L3X5R1H335K160AB
CGA5L3X5R1V335K160AB
CGA5L2X5R1E335K160AA
±20%
CGA5L3X5R1H335M160AB
CGA5L3X5R1V335M160AB
CGA5L2X5R1E335M160AA
4.7µF
2012
1.25±0.20
±10%
CGA4J3X5R1H475K125AB
CGA4J3X5R1V475K125AB
CGA4J3X5R1E475K125AB
±20%
CGA4J3X5R1H475M125AB
CGA4J3X5R1V475M125AB
CGA4J3X5R1E475M125AB
3216
1.60+0.30,-0.10
±10%
CGA5L3X5R1H475K160AB
CGA5L3X5R1V475K160AB
CGA5L2X5R1E475K160AA
±20%
CGA5L3X5R1H475M160AB
CGA5L3X5R1V475M160AB
CGA5L2X5R1E475M160AA
6.8µF
3216
1.60+0.30,-0.10
±10%
CGA5L3X5R1H685K160AB
CGA5L3X5R1V685K160AB
CGA5L3X5R1E685K160AB
±20%
CGA5L3X5R1H685M160AB
CGA5L3X5R1V685M160AB
CGA5L3X5R1E685M160AB
10µF
3216
1.60+0.30,-0.10
±10%
CGA5L3X5R1H106K160AB
CGA5L3X5R1V106K160AB
CGA5L3X5R1E106K160AB
±20%
CGA5L3X5R1H106M160AB
CGA5L3X5R1V106M160AB
CGA5L3X5R1E106M160AB



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com