công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AS7C1026A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Alliance Semiconductor Corporation

tên linh kiện AS7C1026A
Giải thích chi tiết về linh kiện  5V/3.3V 64K X 16 CMOS SRAM
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALSC [Alliance Semiconductor Corporation]
Trang chủ  https://www.alliancememory.com
Logo ALSC - Alliance Semiconductor Corporation

AS7C1026A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Alliance Semiconductor Corporation

  AS7C1026A Datasheet HTML 1Page - Alliance Semiconductor Corporation AS7C1026A Datasheet HTML 2Page - Alliance Semiconductor Corporation AS7C1026A Datasheet HTML 3Page - Alliance Semiconductor Corporation AS7C1026A Datasheet HTML 4Page - Alliance Semiconductor Corporation AS7C1026A Datasheet HTML 5Page - Alliance Semiconductor Corporation AS7C1026A Datasheet HTML 6Page - Alliance Semiconductor Corporation AS7C1026A Datasheet HTML 7Page - Alliance Semiconductor Corporation AS7C1026A Datasheet HTML 8Page - Alliance Semiconductor Corporation AS7C1026A Datasheet HTML 9Page - Alliance Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
January 2001
Advance Information
Copyright © Alliance Semiconductor. All rights reserved.
®
AS7C1026A
AS7C31026A
5V/3.3V 64K X 16 CMOS SRAM
2/6/01; V.0.9
Alliance Semiconductor
P. 1 of 9
Features
• AS7C1026A (5V version)
• AS7C31026A (3.3V version)
• Industrial and commercial versions
• Organization: 65,536 words × 16 bits
• Center power and ground pins for low noise
• High speed
- 10/12/15/20 ns address access time
- 3/3/4/5 ns output enable access time
• Low power consumption: ACTIVE
- 660 mW (AS7C1026A) / max @ 10 ns
- 324 mW (AS7C31026A) / max @ 10 ns
• Low power consumption: STANDBY
- 55 mW (AS7C1026A) / max CMOS I/O
- 36 mW (AS7C31026A) / max CMOS I/O
• Latest 6T 0.25u CMOS technology
• 2.0V data retention
• Easy memory expansion with CE, OE inputs
• TTL-compatible, three-state I/O
• JEDEC standard packaging
- 44-pin 400 mil SOJ
- 44-pin 400 mil TSOP II
- 48-ball 6 mm × 8 mm CSP mBGA
• ESD protection
≥ 2000 volts
• Latch-up current
≥ 200 mA
Logic block diagram
64K × 16
Array
OE
CE
WE
Column decoder
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A7
VCC
GND
Control circuit
I/O0–I/O7
I/O8–I/O15
UB
LB
I/O
buffer
A6
Pin arrangement
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
I/O13
I/O12
GND
VCC
I/O11
I/O10
I/O9
I/O8
NC
A8
A9
A10
A11
NC
A0
CE
I/O0
I/O1
I/O2
I/O3
VCC
GND
I/O4
I/O5
I/O6
I/O7
WE
A15
A14
A13
44-Pin SOJ, TSOP II (400 mil)
21
22
A12
NC
UB
LB
I/O15
I/O14
2
A3
3
A2
4
A1
1
A4
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
43
42
41
44
A6
A7
OE
A5
Selection guide
AS7C1026A-10
AS7C31026A-10
AS7C1026A-12
AS7C31026A-12
AS7C1026A-15
AS7C31026A-15
AS7C1026A-20
AS7C31026A-20
Unit
Maximum address access time
10
12
15
20
ns
Maximum output enable access time
33
4
5
ns
Maximum operating current
AS7C1026A
120
110
100
100
mA
AS7C31026A
90
80
80
80
mA
Maximum CMOS standby
current
AS7C1026A
10
10
10
15
mA
AS7C31026A
10
10
10
15
mA
48-CSP mini Ball-Grid-Array Package
12
3
4
5
6
ALB
OE
A0
A1
A2
NC
BI/O8
UB
A3
A4
CE
I/O0
CI/O9 I/O10
A5
A6
I/O1 I/O2
DVSS
I/O11
NC
A7
I/O3
VDD
EVDD I/O12 NC
NC I/O4
VSS
FI/O14 I/O13 A14
A15 I/O5 I/O6
GI/O15
NC
A12
A13
WE
I/O7
HNC
A8
A9
A10
A11
NC


Số phần tương tự - AS7C1026A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Alliance Semiconductor ...
AS7C1026 ALSC-AS7C1026 Datasheet
239Kb / 10P
5V/3.3V 64Kx6 CMOS SRAM
AS7C1026 ALSC-AS7C1026 Datasheet
238Kb / 10P
5V / 3.3V 64KX16 CMOS SRAM
AS7C1026-12 ALSC-AS7C1026-12 Datasheet
239Kb / 10P
5V/3.3V 64Kx6 CMOS SRAM
AS7C1026-12 ALSC-AS7C1026-12 Datasheet
238Kb / 10P
5V / 3.3V 64KX16 CMOS SRAM
AS7C1026-12BC ALSC-AS7C1026-12BC Datasheet
239Kb / 10P
5V/3.3V 64Kx6 CMOS SRAM
More results

Mô tả tương tự - AS7C1026A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Alliance Semiconductor ...
AS7C34098 ALSC-AS7C34098 Datasheet
235Kb / 10P
5V/3.3V 256K x 16 CMOS SRAM
AS7C3513 ALSC-AS7C3513 Datasheet
187Kb / 8P
5V/3.3V 32K x 6 CMOS SRAM
AS7C513B ALSC-AS7C513B Datasheet
213Kb / 9P
5V 32K x 16 CMOS SRAM
AS7C1026B ALSC-AS7C1026B Datasheet
122Kb / 10P
5 V 64K X 16 CMOS SRAM
AS7C31026B ALSC-AS7C31026B Datasheet
122Kb / 10P
3.3 V 64K X 16 CMOS SRAM
AS7C1026C ALSC-AS7C1026C Datasheet
136Kb / 9P
5 V 64K X 16 CMOS SRAM
AS7C31026C ALSC-AS7C31026C Datasheet
170Kb / 10P
3.3 V 64K X 16 CMOS SRAM
logo
Lyontek Inc.
LY616416 LYONTEK-LY616416 Datasheet
160Kb / 13P
5V 64K X 16 BIT HIGH SPEED CMOS SRAM
LY616416_1008 LYONTEK-LY616416_1008 Datasheet
167Kb / 13P
5V 64K X 16 BIT HIGH SPEED CMOS SRAM
LY616416 LYONTEK-LY616416_16 Datasheet
681Kb / 13P
5V 64K X 16 BIT HIGH SPEED CMOS SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com