công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AS7C1026A bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Alliance Semiconductor Corporation

tên linh kiện AS7C1026A
Giải thích chi tiết về linh kiện  5V/3.3V 64K X 16 CMOS SRAM
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALSC [Alliance Semiconductor Corporation]
Trang chủ  https://www.alliancememory.com
Logo ALSC - Alliance Semiconductor Corporation

AS7C1026A bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Alliance Semiconductor Corporation

  AS7C1026A Datasheet HTML 1Page - Alliance Semiconductor Corporation AS7C1026A Datasheet HTML 2Page - Alliance Semiconductor Corporation AS7C1026A Datasheet HTML 3Page - Alliance Semiconductor Corporation AS7C1026A Datasheet HTML 4Page - Alliance Semiconductor Corporation AS7C1026A Datasheet HTML 5Page - Alliance Semiconductor Corporation AS7C1026A Datasheet HTML 6Page - Alliance Semiconductor Corporation AS7C1026A Datasheet HTML 7Page - Alliance Semiconductor Corporation AS7C1026A Datasheet HTML 8Page - Alliance Semiconductor Corporation AS7C1026A Datasheet HTML 9Page - Alliance Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
AS7C1026A
AS7C31026A
®
2/6/01
Alliance Semiconductor
P. 8 of 9
Notes
1
Bump counts: 48 (8 row x 6 column).
2
Pitch: (x,y) = 0.75 mm x 0.75 mm (typ).
3
Units: millimeters.
4
All tolerance are +/- 0.050 unless otherwise
specified.
5
Typ: typical.
6
Y is coplanarity: 0.08 (max).
Minimum
Typical
Maximum
A–
0.75
B
5.90
8.00
8.10
B1
3.75
C
7.90
8.00
8.10
C1
5.25
D–
0.35
E–
1.20
E1
0.68
E2
0.22
0.25
0.27
Y–
0.08
48-ball FBGA
Bottom View
6
543
2
1
Ball A1
C1
A
B
C
D
F
G
H
J
A
B1
Side View
Top View
Ball #A1 index
C
SRAM DIE
Elastomer
B
Detail View
A
Y
Die
0.3/T
µp
E2
E
Die
D
E1
E2
E
*pin 1 indicator will show as
engraved circle and/or Inc. trade mark
*



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com