| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L9305EP bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9305EP bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - STMicroelectronics |
|
76 / 107 page ![]() 0: Disabled (OFF) 1: Enabled [4] Unused [3] Solenoid Load Configuration: 0: Low Side 1: High Side [2] Current Feedback Control Mode: 0: HW Feedback 1: SW Feedback [1:0] Output Slew Rate: 00: 0.4V/µs 01: 1.0V/µs 10: 4.0V/µs 11: 8.0V/µs L9305 Channel page registers DS12774 - Rev 8 page 76/107 |