công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSP34X2G bảng dữ liệu(PDF) 82 Page - Micronas

tên linh kiện MSP34X2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multistandard Sound Processor Family with Dolby Surround Pro Logic
PDF  104 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICRONAS [Micronas]
Trang chủ  http://www.micronas.com
Logo MICRONAS - Micronas

MSP34X2G bảng dữ liệu(HTML) 82 Page - Micronas

Back Button MSP34X2G Datasheet HTML 78Page - Micronas MSP34X2G Datasheet HTML 79Page - Micronas MSP34X2G Datasheet HTML 80Page - Micronas MSP34X2G Datasheet HTML 81Page - Micronas MSP34X2G Datasheet HTML 82Page - Micronas MSP34X2G Datasheet HTML 83Page - Micronas MSP34X2G Datasheet HTML 84Page - Micronas MSP34X2G Datasheet HTML 85Page - Micronas MSP34X2G Datasheet HTML 86Page - Micronas Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 82 / 104 page
background image
MSP 34x2G
PRELIMINARY DATA SHEET
82
Micronas
5.2. A2-Systems
Table 5–3: Key parameters for A2 Systems of Standards B/G, D/K, and M
Characteristics
Sound Carrier FM1
Sound Carrier FM2
TV-Sound Standard
B/G
D/K
M
B/G
D/K
M
Carrier frequency in MHz
5.5
6.5
4.5
5.7421875
6.2578125
6.7421875
5.7421875
4.724212
Vision/sound power difference
13 dB
20 dB
Sound bandwidth
40 Hz to 15 kHz
Preemphasis
50
µs75 µs50 µs75 µs
Frequency deviation (nom/max)
±27/±50 kHz
±17/±25 kHz
±27/±50 kHz
±15/±25 kHz
Transmission Modes
Mono transmission
mono
mono
Stereo transmission
(L
+R)/2
(L
+R)/2
R
(L
−R)/2
Dual sound transmission
language A
language B
Identification of Transmission Mode
Pilot carrier frequency
54.6875 kHz
55.0699 kHz
Max. deviation portion
±2.5 kHz
Type of modulation / modulation depth
AM / 50%
Modulation frequency
mono: unmodulated
stereo: 117.5 Hz
dual:
274.1 Hz
149.9 Hz
276.0 Hz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com