công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PLM5177DCPR bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - Texas Instruments

tên linh kiện PLM5177DCPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM5177 80-V Wide VIN Bidirectional 4-Switch Buck-Boost Controller
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

PLM5177DCPR bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - Texas Instruments

Back Button PLM5177DCPR Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments PLM5177DCPR Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments PLM5177DCPR Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments PLM5177DCPR Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments PLM5177DCPR Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments PLM5177DCPR Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments PLM5177DCPR Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments PLM5177DCPR Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments PLM5177DCPR Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 54 page
background image
The f(SW) synchronization stops if the device enters power save mode or μSleep operation, if enabled. Once the
converter enters the PWM operation again, the device re-syncs to a pin signal. The synchronization timings are
given in Figure 8-18.
VT(SYNC)
RT
OSC
PLL
BB
CORE
LOGIC
+
±
SYNC
SYNC
ACTIVITY
DETECTION
LIMITER
Figure 8-17. Main Oscillator Functional Block Diagram
V(SYNC)
VT+(SYNC)
PLL lock Cycles
VT-(SYNC)
td(Det,Sync)
RT pro gramed fsw
td(Det,Sync)
fsw Synced
RT pro gramed fsw
Figure 8-18. Timing Diagram SYNC Function
The sync pin has a dual function to configure the current limit direction.
8.4 Device Functional Modes
Figure 8-19 describes the functional behavior of the internal device logic.
LM5177
SNVSBU4A – JUNE 2022 – REVISED OCTOBER 2022
www.ti.com
32
Submit Document Feedback
Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM5177



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com