công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPC58NG80C3 bảng dữ liệu(PDF) 100 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện SPC58NG80C3
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-bit Power Architecture microcontroller for automotive ASIL-D applications
PDF  139 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SPC58NG80C3 bảng dữ liệu(HTML) 100 Page - STMicroelectronics

Back Button SPC58NG80C3 Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics SPC58NG80C3 Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics SPC58NG80C3 Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics SPC58NG80C3 Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics SPC58NG80C3 Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics SPC58NG80C3 Datasheet HTML 101Page - STMicroelectronics SPC58NG80C3 Datasheet HTML 102Page - STMicroelectronics SPC58NG80C3 Datasheet HTML 103Page - STMicroelectronics SPC58NG80C3 Datasheet HTML 104Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 100 / 139 page
background image
Electrical characteristics
SPC584Gx, SPC58EGx, SPC58NGx
100/139
DS11758 Rev 6
Figure 39. RMII transmit signal timing diagram
4.17.4
FlexRay timing
This section provides the FlexRay Interface timing characteristics for the input and output
signals.
These are recommended numbers as per the FlexRay EPL v3.0 specification, and subject
to change per the final timing analysis of the device.
Table 56. RMII transmit signal timing
Symbol
C
Characteristic
Value
Unit
Min
Max
R5
CC D REF_CLK to TXD[1:0], TX_EN invalid
2
ns
R6
CC D REF_CLK to TXD[1:0], TX_EN valid
14
ns
R7
CC D REF_CLK pulse width high
35%
65%
REF_CLK period
R8
CC D REF_CLK pulse width low
35%
65%
REF_CLK period
R6
REF_CLK (input)
TXD[1:0] (outputs)
TX_EN
R5
R7
R8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com