công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPC58NG80C3 bảng dữ liệu(PDF) 70 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện SPC58NG80C3
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-bit Power Architecture microcontroller for automotive ASIL-D applications
PDF  139 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SPC58NG80C3 bảng dữ liệu(HTML) 70 Page - STMicroelectronics

Back Button SPC58NG80C3 Datasheet HTML 66Page - STMicroelectronics SPC58NG80C3 Datasheet HTML 67Page - STMicroelectronics SPC58NG80C3 Datasheet HTML 68Page - STMicroelectronics SPC58NG80C3 Datasheet HTML 69Page - STMicroelectronics SPC58NG80C3 Datasheet HTML 70Page - STMicroelectronics SPC58NG80C3 Datasheet HTML 71Page - STMicroelectronics SPC58NG80C3 Datasheet HTML 72Page - STMicroelectronics SPC58NG80C3 Datasheet HTML 73Page - STMicroelectronics SPC58NG80C3 Datasheet HTML 74Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 70 / 139 page
background image
Electrical characteristics
SPC584Gx, SPC58EGx, SPC58NGx
70/139
DS11758 Rev 6
4.15.3
Voltage monitors
The monitors and their associated levels for the device are given in Table 39. Figure 15
illustrates the workings of voltage monitoring threshold.
Table 37. Clamp regulator specifications
Symbol
C
Parameter
Conditions
Value
Unit
Min
Typ
Max
VCLAMP
CC P
Clamp regulator output voltage
After trimming, internal
regulator mode
1.17
1.21
1.32
V
CC P
After trimming, external
regulator mode
1.24
1.28
1.39
ΔIDDCLAMP CC T Clamp regulator current variation
20 µs observation
window
-100
—
100
mA
ICLAMPINT CC D
Clamp regulator current
consumption
IMREG = 0 mA
—
—
0.7
mA
Table 38. Standby regulator specifications
Symbol
C
Parameter
Conditions
Value
Unit
Min
Typ
Max
VSBY
CC P Standby regulator output voltage
After trimming,
maximum load
1.02
1.06
1.26
V
IDDSBY
CC T
Standby regulator current
provided to VDD_LV domain
——
—
50
mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com